Part Number Hot Search : 
MSM51 MC54H NTE13 MC44603P 00341736 CX81801 BM200 RS2A1
Product Description
Full Text Search
 

To Download ZMY20G Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 ZMY 1 G ... ZMY 100 G (1.0 W) Surface mount Silicon-Zener Diodes (planar technology) Version 2004-05-13 Maximum power dissipation Maximale Verlustleistung
2.5
Planare Si-Zener-Dioden fur die Oberflachenmontage
1.0 W 1...100 V DO-213AB 0.12 g see page 18 siehe Seite 18
Nominal Z-voltage - Nominale Z-Spannung Glass case MELF Glasgehause MELF Weight approx. - Gewicht ca. Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
5.0
Type Typ
Dimensions / Mae in mm
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard. Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request. Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausfuhrung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder hohere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Advantages of planar Zener-Diodes: Low junction capacity Low leakage current IR
0.4
0.4
Vorteile der planaren Zener-Dioden: Niedrige Sperrschichtkapazitat Niedriger Sperrstrom IR
Maximum ratings and Characteristics
Grenz- und Kennwerte
Power dissipation - Verlustleistung Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur Thermal resistance junction to ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft
TA = 25C
Ptot Tj TS RthA
1.0 W 1) - 50...+175C - 50...+175C < 150 K/W 1)
1
) Mounted on P.C. board with 50 mm2 copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 50 mm2 Kupferbelag (Lotpad) an jedem Anschlu 2 ) Tested with pulses - Gemessen mit Impulsen 3 ) The ZMY 1 G is a diode operated in forward. Hence, the index of all parameters should be "F" instead of "Z". The cathode, indicated by a white ring is to be connected to the negative pole. Die ZMY 1 G ist eine in Durchla betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index "F" anstatt "Z" zu setzten. Die durch den weien Ring gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden.
1
ZMY 1 G ... ZMY 100 G (1.0 W)
Maximum ratings
Type Typ Zener voltage 2) Zener-Sspanng.2) IZ = IZtest Vzmin [V] Vzmax 0.65 2.8 3.1 3.4 3.7 4.0 4.4 4.8 5.2 5.8 6.4 7.0 7.7 8.5 9.4 10.4 11.4 12.4 13.8 15.3 16.8 18.8 20.8 22.8 25.1 28 31 34 37 40 44 48 52 58 64 70 77 85 94 0.75 3.2 3.5 3.8 4.1 4.6 5.0 5.4 6.0 6.6 7.2 7.9 8.7 9.6 10.6 11.6 12.7 14.1 15.6 17.1 19.1 21.2 23.3 25.6 28.9 32 35 38 41 46 50 54 60 66 72 79 88 96 106 Test cur. Mestrom Iztest [mA] 5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 Dyn. resistance Diff. Widerst. Iztest / 1 kHz rzj [] 6.5 (<8) 5 (<8) 5 (<8) 5 (<8) 4 (<7) 4 (<7) 4 (<7) 2 (<5) 1 (<2) 1 (<2) 1 (<2) 1 (<2) 1 (<2) 2 (<4) 2 (<4) 3 (<7) 3 (<7) 4 (<9) 4 (<9) 5 (<10) 5 (<11) 6 (<12) 7 (<13) 8 (<14) 9 (<15) 10 (<20) 11 (<20) 25 (<60) 30 (<60) 35 (<80) 40 (<80) 45 (<100) 50 (<100) 60 (<130) 65 (<130) 70 (<160) 80 (<160) 120 (<250) 130 (<250) Temp. Coeffiz. of Z-voltage ...der Z-spanng. VZ [10-4 /C] -26...-23 -8...+1 -8...+1 -8...+1 -7...+2 -7...+3 -7...+4 -6...+5 -3...+5 -1...+6 0...+7 0...+7 +3...+8 +3...+8 +5...+9 +5...+10 +5...+10 +5...+10 +5...+10 +7...+11 +7...+11 +7...+11 +7...+11 +7...+12 +7...+12 +7...+12 +7...+12 +7...+12 +8...+12 +8...+13 +8...+13 +8...+13 +8...+13 +8...+13 +8...+13 +8...+13 +8...+13 +9...+13 +9...+13
Grenzwerte
Reverse volt. Sperrspanng. IR = 500 nA VR [V] - > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 1.5 >2 >3 >5 >6 >7 > 7.5 > 8.5 >9 > 10 > 11 > 12 > 14 > 15 > 17 > 18 > 20 > 22.5 > 25 > 27 > 29 > 32 > 35 > 38 > 42 > 47 > 51 > 56 > 61 > 68 > 75 Z-current 1) Z-Strom 1) TA = 25C IZmax [mA] 406 260 240 220 203 182 165 150 135 128 110 100 89 82 74 66 60 55 49 44 40 36 34 29 27 25 22 20 18 17 15 14 13 11 10 9 8 75 7
ZMY 1 G 3) ZMY 3.0 G ZMY 3.3 G ZMY 3.6 G ZMY 3.9 G ZMY 4.3 G ZMY 4.7 G ZMY 5.1 G ZMY 5.6 G ZMY 6.2 G ZMY 6.8 G ZMY 7.5 G ZMY 8.2 G ZMY 9.1 G ZMY 10 G ZMY 11 G ZMY 12 G ZMY 13 G ZMY 15 G ZMY 16 G ZMY 18 G ZMY 20 G ZMY 22 G ZMY 24 G ZMY 27 G ZMY 30 G ZMY 33 G ZMY 36 G ZMY 39 G ZMY 43 G ZMY 47 G ZMY 51 G ZMY 56 G ZMY 62 G ZMY 68 G ZMY 75 G ZMY 82 G ZMY 91 G ZMY 100 G
1
) Notes see previous page - Funoten siehe vorhergehende Seite
2


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of ZMY20G

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X